công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 727 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 727 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 723Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 724Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 725Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 726Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 727Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 728Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 729Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 730Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 731Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 727 / 1024 page
background image
Section 21 FSI Interface
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 701 of 994
REJ09B0452-0100
• FSIARL
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
EC
Host Description
7 to 0
bit 7 to bit 0 All 0
R
These bits store bits [7:0] of the SPI flash memory
address.
21.3.19
FSI Write Data Registers HH, HL, LH, and LL (FSIWDRHH, FSIWDRHL,
FSIWDRLH, and FSIWDRLL)
FSIWDR stores data to be written to the SPI flash memory. If the host address matches FSIHBAR
during LPC/FW memory write cycle, the FSIWDR value will be updated. FSIHBAR value is not
updated by command access.
• FSIWDRHH
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
EC
Host Description
7 to 0
bit 31 to
bit 24
All 0
R
These bits store bits [31:24] of the SPI flash memory
write data
• FSIWDRHL
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
EC
Host Description
7 to 0
bit 23 to
bit 16
All 0
R
These bits store bits [23:16] of the SPI flash memory
write data.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com