công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 725 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 725 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 721Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 722Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 723Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 724Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 725Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 726Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 727Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 728Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 729Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 725 / 1024 page
background image
Section 21 FSI Interface
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 699 of 994
REJ09B0452-0100
21.3.16
FSI General-Purpose Registers 1 to F (FSIGPR1 to FSIGPRF)
FSIGPR1 to FSIGPRF store data such as the result of FSI command interrupt processing.
• FSIGPR1 to FSIGPRF
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
EC
Host Description
7 to 0
bit 7 to bit 0 All 0
R/W
R
These bits store results of FSI command interrupt
processing.
21.3.17
FSI LPC Control Register (SLCR)
SLCR enables or disables the LPC host interface function of the FSI, FSI interrupt enable bit, and
FSI operation mode control bit.
R/W
Bit
Bit Name
Initial
Value
EC
Host Description
7
FSILIE
0
R/W
FSI LPC Interface Enable
Enables or disables the LPC host interface function of
the FSI. When disabled, address-matching is not
performed and Sync is not returned.
0: Disables the LPC host interface function.
1: Enables the LPC host interface function.
6
FSICMDIE 0
R/W
FSI Command Interrupt Enable
0: Disables the FSI command interrupt.
1: Enables the FSI command interrupt.
5
FSIWIE
0
R/W
FSI Write Interrupt Enable
0: Disables the FSI write interrupt.
1: Enables the FSI write interrupt.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com