công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 711 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 711 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 707Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 708Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 709Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 710Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 714Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 715Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 711 / 1024 page
background image
Section 21 FSI Interface
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 685 of 994
REJ09B0452-0100
R/W
Register Name
Abbreviation
EC
Host
Initial
Value
Address
FSI general-purpose register 1
FSIGPR1
R/W
R
H'00
H'FC57
FSI general-purpose register 2
FSIGPR2
R/W
R
H'00
H'FC58
FSI general-purpose register 3
FSIGPR3
R/W
R
H'00
H'FC59
FSI general-purpose register 4
FSIGPR4
R/W
R
H'00
H'FC5A
FSI general-purpose register 5
FSIGPR5
R/W
R
H'00
H'FC5B
FSI general-purpose register 6
FSIGPR6
R/W
R
H'00
H'FC5C
FSI general-purpose register 7
FSIGPR7
R/W
R
H'00
H'FC5D
FSI general-purpose register 8
FSIGPR8
R/W
R
H'00
H'FC5E
FSI general-purpose register 9
FSIGPR9
R/W
R
H'00
H'FC5F
FSI general-purpose register A
FSIGPRA
R/W
R
H'00
H'FC60
FSI general-purpose register B
FSIGPRB
R/W
R
H'00
H'FC61
FSI general-purpose register C
FSIGPRC
R/W
R
H'00
H'FC62
FSI general-purpose register D
FSIGPRD
R/W
R
H'00
H'FC63
FSI general-purpose register E
FSIGPRE
R/W
R
H'00
H'FC64
FSI general-purpose register F
FSIGPRF
R/W
R
H'00
H'FC65
FSILPC control register
SLCR
R/W
H'00
H'FC66
FSI address register H
FSIARH
R
H'00
H'FC67
FSI address register M
FSIARM
R
H'00
H'FC68
FSI address register L
FSIARL
R
H'00
H'FC69
FSI write data register HH
FSIWDRHH
R
H'00
H'FC6A
FSI write data register HL
FSIWDRHL
R
H'00
H'FC6B
FSI write data register LH
FSIWDRLH
R
H'00
H'FC6C
FSI write data register LL
FSIWDRLL
R
H'00
H'FC6D
FSI LPC command register 2
FSILSTR2
R/W
H'01
H'FC6E
Note:
1. Before accessing these registers, clear bit 0 in MSTPCRL (MSTP0) and bit 2 in
MSTPCRA (MSTPA2) to 0.
2. "R/W" in table 21.3 has the following meanings.
a) "R/W EC" indicates the access from the EC (Embedded Controller = this LSI).
b) "R/W Host" indicates the access from the host.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com