công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 709 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 709 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 705Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 706Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 707Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 708Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 709Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 710Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 709 / 1024 page
background image
Section 21 FSI Interface
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 683 of 994
REJ09B0452-0100
21.2
Input/Output Pins
Table 21.1 shows the input/output pins of the FSI.
Table 21.1
Pin Configuration
Pin Name
Symbol
I/O
Function
FSI slave select
FSISS
Output
FSI slave select signal
FSI clock
FSICK
Output
FSI clock signal
FSI master data input
FSIDI
Input
FSI data input signal
FSI master data output
FSIDO
Output
FSI address/direction/data output signal
For details on the input/output pins of the LPC interface, see section 20.2, Input/Output Pins.
Table 21.2 shows the initial state of the FSI input/output pins when the FSIE bit in the FSICR1
register is set to 1.
Table 21.2
Initial State of FSI Pins (when FSIE = 1)
Pin Name
Symbol
Pin State When FSIE is Set to 1
FSI slave select
FSISS
Outputs high level.
FSI clock
FSICK
Outputs high level or low level depending on CPHS and
CPOS.
FSI master data input
FSIDI
Inputs data.
FSI master data output
FSIDO
Outputs high level.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com