công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 567 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 567 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 568Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 569Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 570Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 571Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 567 / 1024 page
background image
Section 18 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 541 of 994
REJ09B0452-0100
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
2
1
0
BC2
BC1
BC0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
Bit Counter 2 to 0
These bits specify the number of bits to be transferred
next. Bit BC2 to BC0 settings should be made during
an interval between transfer frames. If bits BC2 to BC0
are set to a value other than 000, the setting should be
made while the SCL line is low.
The bit counter is initialized to B'000 when a start
condition is detected. The value returns to B'000 at the
end of a data transfer.
I
2C Bus Format
Clocked Synchronous Serial Mode
000: 9 bits
000: 8 bits
001: 2 bits
001: 1 bits
010: 3 bits
010: 2 bits
011: 4 bits
011: 3 bits
100: 5 bits
100: 4 bits
101: 6 bits
101: 5 bits
110: 7 bits
110: 6 bits
111: 8 bits
111: 7 bits



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com