công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 563 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 563 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 563 / 1024 page
background image
Section 18 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 537 of 994
REJ09B0452-0100
18.3.2
Slave Address Register (SAR)
SAR sets the slave address and selects the communication format. If the LSI is in slave mode with
the I
2C bus format selected, when the FS bit is set to 0 and the upper 7 bits of SAR match the
upper 7 bits of the first frame received after a start condition, the LSI operates as the slave device
specified by the master device. SAR can be accessed only when the ICE bit in ICCR is cleared to
0.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
2
1
SVA6
SVA5
SVA4
SVA3
SVA2
SVA1
SVA0
0
0
0
0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Slave Address 6 to 0
Set a slave address.
0
FS
0
R/W
Format Select
Selects the communication format together with the
FSX bit in SARX. See table 18.3.
This bit should be set to 0 when general call address
recognition is performed.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com