công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2117R bảng dữ liệu(PDF) 564 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2117R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  1024 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2117R bảng dữ liệu(HTML) 564 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2117R Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp H8S/2117R Datasheet HTML 568Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 564 / 1024 page
background image
Section 18 I
2C Bus Interface (IIC)
Rev. 1.00 Apr. 28, 2008 Page 538 of 994
REJ09B0452-0100
18.3.3
Second Slave Address Register (SARX)
SARX sets the second slave address and selects the communication format. If the LSI is in slave
mode with the I
2C bus format selected, when the FSX bit is set to 0 and the upper 7 bits of SARX
match the upper 7 bits of the first frame received after a start condition, the LSI operates as the
slave device specified by the master device. SARX can be accessed only when the ICE bit in
ICCR is cleared to 0.
Bit
Bit Name
Initial
Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
2
1
SVAX6
SVAX5
SVAX4
SVAX3
SVAX2
SVAX1
SVAX0
0
0
0
0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Second Slave Address 6 to 0
Set the second slave address.
0
FSX
1
R/W
Format Select X
Selects the communication format together with the FS
bit in SAR. See table 18.3.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com