công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 196 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 196 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 192Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 193Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 194Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 195Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 196Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 197Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 198Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 199Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 200Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 196 / 984 page
background image
Section 8 I/O Ports
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 170 of 954
REJ09B0462-0100
8.2.5
Port 5
(1)
P52/SCL0
The pin function is switched as shown below according to the combination of the ICE bit in ICCR
of IIC_0 and the P52DDR bit.
ICE
0
1
P52DDR
0
1
Pin function
P52 input pin
P52 output pin
SCL0 I/O pin
Note:
The output format for SCL0 is NMOS output only and direct bus drive is possible. When this
pin is used as the P52 output pin, the output format is NMOS push-pull.
(2)
P51/FRxD
The pin function is switched as shown below according to the combination of the SCIFOE1 bit in
SCIFCR and the SCIFE bit in HICR5 of SCIF, and the P51DDR bit.
SCIFENABLE = 1: SCIFOE1
+ SCIFE
SCIFENABLE
0
1
P51DDR
0
1
Pin function
P51 input pin
P51 output pin
FRxD input pin
(3)
P50/FTxD
The pin function is switched as shown below according to combination of the SCIFOE1 bit in
SCIFCR and the SCIFE bit in HICR5 of SCIF, and the P50DDR bit.
SCIFENABLE = 1: SCIFOE1
+ SCIFE
SCIFENABLE
0
1
P50DDR
0
1
Pin function
P50 input pin
P50 output pin
FTxD output pin



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com