công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 187 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 187 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 188Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 189Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 190Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 191Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 187 / 984 page
background image
Section 8 I/O Ports
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 161 of 954
REJ09B0462-0100
8.1.6
Noise Canceler Enable Register (PnNCE) (n
= 4, 6, C, and G)
NCE enables or disables the noise cancel circuit at port n pins in bit units.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
Pn7NCE
0
R/W
6
Pn6NCE
0
R/W
5
Pn5NCE
0
R/W
4
Pn4NCE
0
R/W
3
Pn3NCE
0
R/W
2
Pn2NCE
0
R/W
1
Pn1NCE
0
R/W
0
Pn0NCE
0
R/W
Noise cancel circuit is enabled when a bit in this
register is set to 1, and the pin setting state is
fetched in P4DR, P6DR, or PnPIN in the sampling
cycle set by the PnNCCS.
8.1.7
Noise Canceler Decision Control Register (PnNCMC) (n
= 4, 6, C, and G)
NCMC controls whether 1 or 0 is expected for the input signal to port n pins in bit units.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
Pn7NCMC
0
R/W
6
Pn6NCMC
0
R/W
5
Pn5NCMC
0
R/W
4
Pn4NCMC
0
R/W
3
Pn3NCMC
0
R/W
2
Pn2NCMC
0
R/W
1
Pn1NCMC
0
R/W
0
Pn0NCMC
0
R/W
1 expected: 1 is stored in the port data register
when 1 is input stably.
0 expected: 0 is stored in the port data register
when 0 is input stably.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com