công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 183 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 183 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 179Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 180Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 181Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 182Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 183Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 184Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 185Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 186Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 187Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 183 / 984 page
background image
Section 8 I/O Ports
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 157 of 954
REJ09B0462-0100
8.1.1
Data Direction Register (PnDDR) (n = 1 to 6, 8, 9, A to D, and F to H)
DDR specifies the port input or output for each bit.
The upper five bits in P5DDR, the upper one bit in P8DDR, and the upper two bits in PHDDR are
reserved.
(1)
PORTS
= 0
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
Pn7DDR
0
W
6
Pn6DDR
0
W
5
Pn5DDR
0
W
4
Pn4DDR
0
W
3
Pn3DDR
0
W
2
Pn2DDR
0
W
1
Pn1DDR
0
W
0
Pn0DDR
0
W
The corresponding pins act as output ports when
these bits are set to 1 and act as input ports when
cleared to 0.
Note: These bits cannot be set with bit manipulation
instructions such as BSET and BCLR.
(2)
PORTS
= 1
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
Pn7DDR
0
R/W
6
Pn6DDR
0
R/W
5
Pn5DDR
0
R/W
4
Pn4DDR
0
R/W
3
Pn3DDR
0
R/W
2
Pn2DDR
0
R/W
1
Pn1DDR
0
R/W
0
Pn0DDR
0
R/W
The corresponding pins act as output ports when
these bits are set to 1 and act as input ports when
cleared to 0.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com