công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112R bảng dữ liệu(PDF) 456 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112R
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  984 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112R bảng dữ liệu(HTML) 456 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112R Datasheet HTML 452Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 453Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 454Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 455Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 456Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 457Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 458Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 459Page - Renesas Technology Corp H8S/2112R Datasheet HTML 460Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 456 / 984 page
background image
Section 15 CIR Interface
Rev. 1.00 May 09, 2008 Page 430 of 954
REJ09B0462-0100
Module data bus
4-stage filter
Reception control
Baud rate generator
Sampling clock
[Legend]
SFR: Receive shift register
CCR1: Receive control register 1
CCR2: Receive control register 2
CSTR: Receive status register
CEIR: Interrupt enable register
BRR: Bit rate register
CIRRDR0 to 7: Receive data register 0 to 7
HHMIN: Header minimum high-level period register
HHMAX: Header maximum high-level period register
HLMIN: Header minimum low-level period register
HLMAX: Header maximum low-level period register
DT1MIN: Data level 1 minimum period register
DT1MAX: Data level 1 maximum period register
DT0MIN: Data level 0 minimum period register
DT0MAX: Data level 0 maximum period register
RMIN: Repeat header minimum low-level period register
RMAX: Repeat header maximum low-level period register
CIRRDR
0 to 7
(8-byte
FIFO)
SFR
HHMAX
HLMAX
DT0MAX
DT1MAX
RMAX
HHMIN
HLMIN
DT0MIN
DT1MIN
RMIN
CCR1
CCR2
CSTR
CEIR
BRR
φ
φ/2
φ/4
φ
SUB
CIRI
RENDI
OVEI
REPI
FREI
ABI
HEADFI
Figure 15.1 CIR Block Diagram



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com