công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2112 bảng dữ liệu(PDF) 548 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2112
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2100 Series
PDF  894 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2112 bảng dữ liệu(HTML) 548 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2112 Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2112 Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 548 / 894 page
background image
Section 17 SMBus 2.0 Interface (SMBUS)
Rev. 1.00 Mar. 18, 2008 Page 524 of 866
REJ09B0451-0100
17.4
Operation
Transfer over the SMBUS is in the same format as transfer over the I
2C bus interface. The PEC is
transferred after the last byte of data, enabling the detection of errors in received data.
17.4.1
SMBus 2.0 Data Format
Figure 17.2 is a schematic diagram of the SMBus 2.0 format.
The symbols used in figure 17.2 are explained in table 17.3.
SA
SLA
7n
R/
W
DATA
A
1
1m
11
1
A/
A
1
PEC
8
P
1
S
SLA
7n1
7
R/
W
A
DATA
11
1m1
1
A/
A
1
S
1
SLA
R/
W
1
1m2
A
1
DATA
n2
A/
A
1
18
P
1
PEC
A
(a) FS = 0 or FSX = 0
(b) Start condition retransmission FS = 0 or FSX = 0
Upper row: Transfer bit count (n1, n2 = 1 to 8)
Lower row: Transfer frame count (m1, m2 = from 1)
Transfer bit count
(n = 1 to 8)
Transfer frame count
(m = from 1)
Figure 17.2 SMBus 2.0 Data Format
SDA
SCL
S
SLA
R/
W
A
9
8
1-7
9
8
1-7
9
8
1-7
DATA
A
PEC
A/
A
P
Figure 17.3 SMBus 2.0 Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com