công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLC5944PWPR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TLC5944PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Channel, 12-Bit PWM LED Driver with 6-Bit Dot Correction and Pre-Charge FET
PDF  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC5944PWPR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TLC5944PWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TLC5944PWPR Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 36 page
background image
V
CC
GND
V
OUTn
L
V
OUTn
H
50%
50%
VUP
´
BLANK
(1)
OUTn
t
only:
D8
t
D8
OUT
3/7/11/15
OUT
2/6/10/14
SCLK
SIN
OUT
0/4/8/12
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
189
190
191
192
XLAT
LatchedData
forGrayScale
(Internal)
BLANK
SOUT
OUT
1/5/9/13
ON
OFF
T
WH0
T
WL0
T
WH1
T
SU0
T
H1
T
H0
f
(SCLK)
CLK
t
D3
t
D4
t
D5
t
D6
T
D0
t
/t
R0
F0
t
D2
t
R1
t
F1
GS15
11B
DC0
0A
GS15
10B
GS15
9B
GS15
8B
GS15
7B
GS0
3B
GS0
2B
GS0
1B
GS0
0B
GS15
11C
GS15
10C
GS15
9C
GS15
8C
GS15
7C
GS15
6C
GS15
5C
GS15
4C
GS15
3C
GS15
11A
GS15
10A
GS15
9A
GS15
8A
GS15
7A
GS15
6A
GS0
3A
GS0
2A
GS0
1A
GS0
0A
GS15
11B
LOD
15
LOD
14
LOD
13
LOD
12
LOD
11
LOD
10
LOD
9
LOD
8
T
SU1
SIDDataareTransferredtoGSShiftRegister
ShiftRegisterDataareTransferredtoGSDataLatch
T
SU3
DCSEL
Keep
Level
L
PreviousData
LatestData
T
SU4
T
H2
Pre-Charge
MOS
t
D8
DC
MSB
T
D1
ON
ON
ON
ON
OFF
GSCLK
OFF
ON
(V
)
OUTn
H
(V
)
OUTn
L
T
SU2
T
WH1
T
SU5
f
(GSCLK)
CLK
TLC5944
www.ti.com ...................................................................................................................................................................................................... SBVS112 – JUNE 2008
(1) Input pulse rise and fall time is 1 ns to 3 ns.
Figure 13. Output Timing (Pre-Charge FET)
Figure 14. Grayscale Data Write Timing
Copyright © 2008, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Link(s): TLC5944



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com