công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2871 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC2871
Giải thích chi tiết về linh kiện  RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers with Integrated Termination
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC2871 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Analog Devices

  LTC2871 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 42 page
background image
LTC2870/LTC2871
2
28701fb
For more information www.linear.com/LTC2870
LTC2870
LTC2870
9 10
TOP VIEW
29
VEE
UFD PACKAGE
28-LEAD (4mm
× 5mm) PLASTIC QFN
11 12 13
28 27 26 25 24
14
23
6
5
4
3
2
1
VEE
RA
RB
485/232
RXEN
DXEN
DY
DZ
A
B
VCC
Y
GND
Z
VCC
VDD
7
17
18
19
20
21
22
16
8
15
TJMAX = 150°C, θJA = 43°C/W
EXPOSED PAD (PIN 29) IS VEE,
MUST BE SOLDERED TO PCB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOP VIEW
FE PACKAGE
28-LEAD PLASTIC TSSOP
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
LB
H/F
TE485
VEE
RA
RB
485/232
RXEN
DXEN
DY
DZ
FEN
GND
CAP
VL
VCC
GND
A
B
VCC
Y
GND
Z
VCC
VDD
SW
GND
VEE
29
VEE
TJMAX = 150°C, θJA = 30°C/W
EXPOSED PAD (PIN 29) IS VEE,
MUST BE SOLDERED TO PCB
absoluTe MaxiMuM raTings
Input Supplies
VCC, VL.....................................................–0.3V to 7V
Generated Supplies
VDD ................................................VCC – 0.3V to 7.5V
VEE.........................................................0.3V to –7.5V
SW........................................... –0.3V to (VDD + 0.3V)
CAP............................................. 0.3V to (VEE – 0.3V)
A, B, Y, Z, RIN1, RIN2, DOUT1, DOUT2 ....–15V to 15V
DI, DZ, DY, RXEN, DXEN, LB, H/F, TE485, RX485,
DX485, RX232, DX232, DIN1, DIN2,
485/232, CH2........................................... –0.3V to 7V
(Notes 1 and 2)
pin conFiguraTion
FEN, RA, RB, RO, ROUT1, ROUT2...–0.3V to (VL + 0.3V)
Differential Enabled Terminator Voltage
(A-B or Y-Z) ..........................................................±6V
Operating Temperature
LTC2870C/LTC2871C............................... 0°C to 70°C
LTC2870I/LTC2871I .............................–40°C to 85°C
LTC2870H.......................................... –40°C to 125°C
Storage Temperature Range .................. –65°C to 125°C
Lead Temperature (Soldering, 10 sec)
FE package........................................................300°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com