công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC2871 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện LTC2871
Giải thích chi tiết về linh kiện  RS232/RS485 Multiprotocol Transceivers with Integrated Termination
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

LTC2871 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button LTC2871 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 14Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 15Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 16Page - Analog Devices LTC2871 Datasheet HTML 17Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 42 page
background image
LTC2870/LTC2871
13
28701fb
For more information www.linear.com/LTC2870
block DiagraM
LTC2871
2871 BD
CONTROL
LOGIC
DRIVERS
RECEIVERS
LOOPBACK
PATH
0.1µF
DX232
DX485
RX232
RX485
TE485
H/F
CH2
DIN1
DIN2
RO
ROUT2
GND
RIN2
RIN1
Z
Y
DOUT1
DOUT2
VEE
VDD
1.7V TO 5.5V
(≤ VCC)
FEN
LB
RT232
RT485
2.2µF
10µH
220nF
3V TO 5.5V
DI
ROUT1
A
B
1µF
1µF
CAP
SW
VCC
VL
232
485
232
232
485
232
5k
RT232
RT485
5k
120
RT485
120
H/F
125k
125k
125k
125k
PULSE-SKIPPING
BOOST
REGULATOR
f = 1.2MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com