công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G66GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bilateral switch
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button 74LVC1G66GS Datasheet HTML 13Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 14Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 15Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 16Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 17Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 18Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 19Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 20Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 21Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 23 page
background image
Nexperia
74LVC1G66
Bilateral switch
References
Outline
version
European
projection
Issue date
IEC
JEDEC
JEITA
SOT886
MO-252
sot886_po
04-07-22
12-01-05
Unit
mm
max
nom
min
0.5 0.04
1.50
1.45
1.40
1.05
1.00
0.95
0.35
0.30
0.27
0.40
0.35
0.32
0.6
A(1)
Dimensions (mm are the original dimensions)
Notes
1. Including plating thickness.
2. Can be visible in some manufacturing processes.
XSON6: plastic extremely thin small outline package; no leads; 6 terminals; body 1 x 1.45 x 0.5 mm
SOT886
A1
b
0.25
0.20
0.17
D
E
e
e1
0.5
L
L1
terminal 1
index area
D
E
e1
e
A1
b
L
L1
e1
0
1
2 mm
scale
1
6
2
5
3
4
6x
(2)
4x
(2)
A
Fig. 23. Package outline SOT886 (XSON6)
74LVC1G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2024. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 14.1 — 3 September 2024
17 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com