công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G66GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bilateral switch
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVC1G66GS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Nexperia
74LVC1G66
Bilateral switch
6. Pinning information
6.1. Pinning
GW package
SOT353-1 (TSSOP5)
Y
VCC
Z
GND
E
aaa-036499
1
2
3
5
4
Y
VCC
Z
GND
E
aaa-035744
1
2
3
5
4
GV package
SOT753 (SC-74A)
GM package
SOT886 (XSON6)
Z
aaa-037458
Y
GND
n.c.
VCC
E
Transparent top view
2
3
1
5
4
6
aaa-037459
GN package
SOT1115 (XSON6)
Transparent top view
1
6
Y
VCC
2
5
Z
n.c.
3
4
GND
E
GS package
SOT1202 (XSON6)
Z
aaa-035747
Y
GND
n.c.
VCC
E
Transparent top view
2
3
1
5
4
6
1
2
4
5
3
GZ package
SOT8065-1 (XSON5)
aaa-037919
GND
VCC
E
Y
Z
Transparent top view
6.2. Pin description
Table 3. Pin description
Pin
Symbol
SOT353-1, SOT753, SOT8065-1 SOT886, SOT1115 and SOT1202
Description
Y
1
1
independent input or output
Z
2
2
independent output or input
GND
3
3
ground (0 V)
E
4
4
enable input (active HIGH)
n.c.
-
5
not connected
VCC
5
6
supply voltage
7. Functional description
Table 4. Function table
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level.
Input E
Switch
L
OFF-state
H
ON-state
74LVC1G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2024. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 14.1 — 3 September 2024
3 / 23



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com