công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74LVC1G66GS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Bilateral switch
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74LVC1G66GS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74LVC1G66GS Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74LVC1G66GS Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
74LVC1G66
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2016. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 10 — 7 December 2016
3 of 25
NXP Semiconductors
74LVC1G66
Bilateral switch
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
7.
Functional description
[1]
H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level
Fig 4.
Pin configuration
SOT353-1 and SOT753
Fig 5.
Pin configuration SOT886
Fig 6.
Pin configuration SOT891
and SOT1115 and SOT1202
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Description
SOT353-1, SOT753 SOT886, SOT891, SOT1115 and SOT1202
Y
1
1
independent input or output
Z
2
2
independent output or input
GND
3
3
ground (0 V)
E
4
4
enable input (active HIGH)
n.c.
-
5
not connected
VCC
5
6
supply voltage
Table 4.
Function table[1]
Input E
Switch
LOFF-state
H
ON-state



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com