công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện XS3F-M8PVC4S2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Proximity Sensor
PDF  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XS3F-M8PVC4S2M bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 44Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 45Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 46Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 47Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 48Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 49Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 50Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 51Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4S2M Datasheet HTML 52Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 52 page
background image
E2E/E2EQ NEXT Series
66
Accessories (Sold Separately)
e-jig (Mounting Sleeves)
M16×1
7
0.7
17
4
3
18
28
19
A
A
M12 × 1
Two Mounting Sleeve
clamping nuts
Mounting Sleeve
Sensor lock nut
Section A-A
8 dia.
19 dia.
21.2 dia.
Y92E-J8S12
Y92E-J12S18
A
A
0.7
8.8
24
24
4
3
23.3
35
M20×1
M18 × 1
Two Mounting Sleeve
clamping nuts
Mounting Sleeve
Sensor lock nut
Section A-A
12 dia.
26.8 dia.
26.8 dia.
Y92E-J18S30
A
A
0.7
11.9
5
5
36
23.2
36
40
M30 × 1.5
Two Mounting Sleeve
clamping nuts
Mounting Sleeve
Sensor lock nut
40.8 dia.
40 dia.
Section A-A
18 dia.
M30 × 1.5
Material
Tightening Force
Mounting Sleeve
Polyetheretherketone (PEEK) /
Polybutylene terephthalate (PBT)
Mounting Sleeve
clamping nut
Polybutylene terephthalate (PBT)
Sensor lock nut
Polybutylene terephthalate (PBT)
Sensor lock O-ring
Material combining HNBR and fluororubber
Model
Torque
Mounting Sleeve
clamping nut
Sensor lock nut
Y92E-J8S12
0.6 N
·m
0.6 N
·m
Y92E-J12S18
1.2 N
·m
1.2 N
·m
Y92E-J18S30
5 N
·m
3.5 N
·m



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com