công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R7F100GGL2DFB bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R7F100GGL2DFB
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  183 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R7F100GGL2DFB bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 15Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 16Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 17Page - Renesas Technology Corp R7F100GGL2DFB Datasheet HTML 18Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 183 page
background image
RL78/G23
1. Outline
R01DS0395EJ0140 Rev.1.40
Page 14 of 177
Oct 31, 2025
1.3.3
36-pin products
• 36-pin plastic WFLGA (4 × 4 mm, 0.50-mm pitch)
Note
Not present in products with 128 or fewer Kbytes of code flash memory.
Caution
Connect the REGC pin to VSS via a capacitor (0.47 to 1 µF).
Remark 1.
For pin identification, see 1.4 Pin Identification.
Remark 2.
Functions in parentheses in the above figure can be assigned via settings in the peripheral I/O redirection register
(PIOR). For details, see 4.3.10 Peripheral I/O redirection register (PIOR) in the RL78/G23 User’s Manual.
AB
C
D
E
F
6
P60/EO60/CCD04/
SCLA0
VDD
P121/X1/XT1/EI121
P122/X2/EXCLK/XT2/
EXCLKS/EI122
P137/EI137/INTP0
P40/TOOL0
5
P62/CCD06
P61/EO61/CCD05/
SDAA0
VSS
REGC
RESET
P120/ANI19/IVCMP1/
EI120
4
P72/TS04/SO21/
TxDA0
P71/TS03/SI21/
SDA21/RxDA0
P14/VCOUT1/EO14/
RxD2/SI20/SDA20/
(SCLA0)/(TI03)/
(TO03)
P31/TS01/EI31/TI03/
TO03/INTP4/
PCLBUZ0
P00/TS26Note/EI00/
TI00/TxD1
P01/TS27Note/EI01/
EO01/TO00/RxD1
3
P50/TS00/EI50/EO50/
CCD03/INTP1/SI11/
SDA11
P70/TS02/RIN0/
SCK21/SCL21
P15/EO15/PCLBUZ1/
SCK20/SCL20/
(TI02)/(TO02)
P22/ANI2/ANO0/
TS20Note/EI22
P20/ANI0/AVREFP/
EI20
P21/ANI1/AVREFM/
EI21
2
P30/VCOUT0/TSCAP/
EI30/INTP3/RTC1HZ/
SCK11/SCL11
P16/EO16/CCD00/
TI01/TO01/INTP5/
(RxD0)
P12/EI12/EO12/SO00/
TxD0/TOOLTxD/
(TI05)/(TO05)
P11/EI11/EO11/SI00/
RxD0/TOOLRxD/
SDA00/(TI06)/(TO06)
P24/ANI4/TS22Note
P23/ANI3/ANO1/
IVREF0/TS21Note/
EI23
1
P51/EI51/EO51/
CCD02/INTP2/
SO11
P17/EO17/CCD01/
TI02/TO02/(TxD0)
P13/IVREF1/EO13/
TxD2/SO20/(SDAA0)/
(TI04)/(TO04)
P10/EI10/EO10/
SCK00/SCL00/
(TI07)/(TO07)
P147/ANI18/IVCMP0/
EI147
P25/ANI5/TS23Note
Top View
Bottom View
FE
D C B
A
AB
C D E
F
6
5
4
3
2
1
RL78/G23
(Top View)
INDEX MARK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com