công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

OTPL80FD bảng dữ liệu(PDF) 153 Page - ABB

tên linh kiện OTPL80FD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switch-disconnectors High performance, compact solution
PDF  192 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABB [ABB]
Trang chủ  http://www.abb.com
Logo ABB - ABB

OTPL80FD bảng dữ liệu(HTML) 153 Page - ABB

Back Button OTPL80FD Datasheet HTML 149Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 150Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 151Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 152Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 153Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 154Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 155Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 156Page - ABB OTPL80FD Datasheet HTML 157Page - ABB Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 153 / 192 page
background image
Symbols
AC
AC/DC
—
Motorized switch-disconnectors
OTM160...4000
Type key
Understanding the type code keys below will help you quickly identify the correct
product for your needs.
Symbols
Front operated, base
mounting, IEC
Symbols
Motor operated
ABB switch-disconnector brand
ABB Brand
E
Number of poles and placing of the operating
mechanism
Code for motor voltage in motor operated switches
Construction 1
Symbols
2-poles, motor operator at the
left end of the switch
3-poles, motor operator at the
left end of the switch
4-poles, motor operator at the
left end of the switch
Operation/Mounting/Certification
OT
OTM 400
W
03
03
02
M
C
V
04
E
ABB motorized switch-disconnector brand
OTM
Switch size
The second letter in the code indicates
the ampere rating [A] of the product:
160…4000 A
230V
C
Motor voltage Ue = 110...240 V AC/DC
Motor voltage type
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
153
ABB SWITCH-DISCONNECTORS – HIGH PERFORMANCE, COMPACT SOLUTION
153



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com