| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8313E bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8313E bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
58 / 92 page ![]() MPC8313E PowerQUICC™ II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 1 58 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings MEMC_MCS[0] D10 O GVDD — MEMC_MCS[1] A10 O GVDD — MEMC_MCKE B14 O GVDD 3 MEMC_MCK A13 O GVDD — MEMC_MCK A14 O GVDD — MEMC_MODT[0] B23 O GVDD — MEMC_MODT[1] C23 O GVDD — Local Bus Controller Interface LAD0 K25 IO LVDD — LAD1 K24 IO LVDD — LAD2 K23 IO LVDD — LAD3 K22 IO LVDD — LAD4 J25 IO LVDD — LAD5 J24 IO LVDD — LAD6 J23 IO LVDD — LAD7 J22 IO LVDD — LAD8 H24 IO LVDD — LAD9 F26 IO LVDD — LAD10 G24 IO LVDD — LAD11 F25 IO LVDD — LAD12 E25 IO LVDD — LAD13 F24 IO LVDD — LAD14 G22 IO LVDD — LAD15 F23 IO LVDD — LA16 AC25 O LVDD — LA17 AC26 O LVDD — LA18 AB22 O LVDD — LA19 AB23 O LVDD — LA20 AB24 O LVDD — LA21 AB25 O LVDD — LA22 AB26 O LVDD — LA23 E22 O LVDD — LA24 E23 O LVDD — Table 60. MPC8313E TEPBGAII Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |