công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8313E bảng dữ liệu(PDF) 56 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC8313E
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC??II Pro Processor Hardware Specifications
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC8313E bảng dữ liệu(HTML) 56 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC8313E Datasheet HTML 52Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 53Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 54Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 55Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 56Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 57Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 58Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 59Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC8313E Datasheet HTML 60Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 56 / 92 page
background image
MPC8313E PowerQUICC™ II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 1
56
Freescale Semiconductor
Package and Pin Listings
3. Maximum solder ball diameter measured parallel to datum A.
4. Datum A, the seating plane, is determined by the spherical crowns of the solder balls.
5. Package code 5368 is to account for PGE and the built–in heat spreader.
18.3
Pinout Listings
Table 60 provides the pin-out listing for the MPC8313E, TEPBGAII package.
Table 60. MPC8313E TEPBGAII Pinout Listing
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes
DDR Memory Controller Interface
MEMC_MDQ[0]
A8
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[1]
A9
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[2]
C10
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[3]
C9
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[4]
E9
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[5]
E11
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[6]
E10
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[7]
C8
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[8]
E8
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[9]
A6
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[10]
B6
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[11]
C6
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[12]
C7
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[13]
D7
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[14]
D6
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[15]
A5
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[16]
A19
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[17]
D18
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[18]
A17
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[19]
E17
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[20]
E16
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[21]
C18
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[22]
D19
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[23]
C19
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[24]
E19
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[25]
A22
IO
GVDD
—
MEMC_MDQ[26]
C21
IO
GVDD
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com