| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DRA752ABC bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DRA752ABC bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - Texas Instruments |
|
83 / 443 page ![]() Copyright © 2015–2019, Texas Instruments Incorporated Terminal Configuration and Functions Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DRA756 DRA755 DRA754 DRA752 DRA751 DRA750 DRA746 DRA745 DRA744 83 DRA756, DRA755, DRA754, DRA752 DRA751, DRA750, DRA746, DRA745, DRA744 www.ti.com SPRS950F – DECEMBER 2015 – REVISED MAY 2019 Table 4-3. Multiplexing Characteristics (continued) ADDRESS REGISTER NAME BALL NUMBER MUXMODE FIELD SETTINGS (CTRL_CORE_PAD_*[3:0]) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 AG24 ddr1_ck AE24 ddr1_d5 AC15 xi_osc1 AC21 ddr1_a12 K28 ddr2_dqsn2 AB1 mlbp_clk_p AF12 usb_rxn0 L28 ddr2_d27 M24 ddr2_d29 AH9 sata1_rxn0 AC26 ddr1_dqm2 AA28 ddr1_d31 H28 ddr2_dqsn1 AD23 ddr1_dqm0 E26 ddr2_d0 AE27 ddr1_dqs1 AF27 ddr1_d9 V24 ddr1_ecc_d5 K23 ddr2_dqm2 K20 ddr2_d17 T28 ddr2_ck H24 ddr2_d10 AG27 ddr1_d10 R23 ddr2_odt0 U27 ddr2_ba1 AF22 ddr1_a8 AA2 mlbp_dat_n U23 ddr2_ba0 AH21 ddr1_wen AE21 ddr1_a7 AC12 usb1_dm AH12 pcie_txp1 Y20 ddr1_d23 AC27 ddr1_d20 AE23 ddr1_d7 T27 ddr2_nck AG22 ddr1_cke AD27 ddr1_dqs2 AH14 pcie_txp0 |