công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002LDBVR bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 2N7002LDBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2N7002L 6V N-channel MOSFET
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

2N7002LDBVR bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button 2N7002LDBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 25 page
background image
5.4 Typical Characteristics (continued)
VSD (V)
0
0.15
0.3
0.45
0.6
0.75
0.9
1.05
0
40
80
120
160
200
Tj = 25C
Tj = 150C
VGS = 0V
Figure 5-7. Source current as a function of source-drain voltage
VDS (V)
0.2
0.3 0.4 0.5 0.7
1
2
3
4 5 6 7 8 10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Crss
Ciss
Coss
VGS = 0V, f = 1MHz
Figure 5-8. Capacitances as a function of drain-source voltage
www.ti.com
2N7002L
SLVSJE8A – DECEMBER 2025 – REVISED FEBRUARY 2026
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
7
Product Folder Links: 2N7002L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com