công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2N7002LDBVR bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 2N7002LDBVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  2N7002L 6V N-channel MOSFET
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

2N7002LDBVR bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  2N7002LDBVR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 2N7002LDBVR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
Table of Contents
1 Features............................................................................1
2 Applications..................................................................... 1
3 Description.......................................................................1
4 Pin Configuration and Functions...................................3
5 Specifications.................................................................. 4
5.1 Absolute Maximum Ratings........................................ 4
5.2 Thermal Information....................................................4
5.3 Electrical Characteristics.............................................5
5.4 Typical Characteristics................................................ 6
6 Detailed Description........................................................8
6.1 Overview..................................................................... 8
6.2 Functional Block Diagram........................................... 8
6.3 Feature Description.....................................................8
6.4 Device Functional Modes............................................8
7 Application and Implementation.................................... 9
7.1 Application Information............................................... 9
7.2 Typical Applications.................................................... 9
8 Power Supply Recommendations................................10
9 Layout.............................................................................10
9.1 Layout Guidelines..................................................... 10
9.2 Layout Example........................................................ 10
10 Device and Documentation Support..........................11
10.1 Documentation Support.......................................... 11
10.2 Receiving Notification of Documentation Updates.. 11
10.3 Support Resources................................................. 11
10.4 Trademarks............................................................. 11
10.5 Electrostatic Discharge Caution.............................. 11
10.6 Glossary.................................................................. 11
11 Revision History...........................................................11
12 Mechanical, Packaging, and Orderable
Information.................................................................... 11
2N7002L
SLVSJE8A – DECEMBER 2025 – REVISED FEBRUARY 2026
www.ti.com
2
Submit Document Feedback
Copyright © 2026 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: 2N7002L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com