công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4525-MM5A005ASF bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - TE Connectivity Ltd

tên linh kiện 4525-MM5A005ASF
Giải thích chi tiết về linh kiện  MS4525 SPECIFICATIONS
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TEC [TE Connectivity Ltd]
Trang chủ  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

4525-MM5A005ASF bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - TE Connectivity Ltd

  4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 1Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 2Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 3Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 4Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 5Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd 4525-MM5A005ASF Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
MS4525
SENSOR SOLUTIONS /// MS4525
04/2019
Page 3
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
Notes
Supply Voltage
TA = 25 °C
2.7
5.5
V
Output Current
TA = 25°C
3
mA
Load Resistance (RL)
TA = 25°C
10
kΩ
Storage Temperature
-40
+125
°C
Humidity
TA = 25°C
95
%RH
Non Condensing
Overpressure
TA = 25 °C, both Ports
Not to Exceed 300
psi
Burst Pressure
TA = 25 °C, Port 1
psi
See Table 1
ESD
HBM
-4
+4
kV
EN 61000-4-2
Solder Temperature
250°C, 5 sec max.
TABLE 1- BURST PRESSURE BY RANGE AND PACKAGE STYLE
Range
DS
TP, SS, MM
Unit
001
20
20
psi
002
20
20
psi
005
15
20
psi
015
45
90
psi
030
90
200
psi
050
150
300
psi
100
300
300
psi
150
300
300
psi
ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS
Parameter
Conditions
Mechanical Shock
Mil Spec 202F, Method 213B, Condition C, 3 Drops
Mechanical Vibration
Mil Spec 202F, Method 214A, Condition 1E, 1Hr Each Axis
Thermal Shock
100 Cycles over Storage Temperature, 30 minute dwell
Life
1 Million FS Cycles
MTTF
>10Yrs, 70 ºC, 1.188 Million Pressure Cycles, 120%FS
Pressure



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com