công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5613APHD bảng dữ liệu(PDF) 32 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5613APHD
Giải thích chi tiết về linh kiện  150W STEREO / 300W MONO PurePath™ HD ANALOG-INPUT POWER STAGE
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TAS5613APHD bảng dữ liệu(HTML) 32 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5613APHD Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 32 / 33 page
background image
EXAMPLE STENCIL DESIGN
4224850/C 06/2025
www.ti.com
HTQFP - 1.2 mm max height
PHD0064B
PLASTIC QUAD FLATPACK
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 6X
NOTES: (continued)
7. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
8. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.
SYMM
SYMM
48
33
32
49
64
17
64 X (1.5)
60 X (0.8)
64 X (0.55)
(15.4)
1
16
(R0.05) TYP
(15.4)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com