công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAS5613APHD bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TAS5613APHD
Giải thích chi tiết về linh kiện  150W STEREO / 300W MONO PurePath™ HD ANALOG-INPUT POWER STAGE
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

TAS5613APHD bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - Texas Instruments

Back Button TAS5613APHD Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TAS5613APHD Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 33 page
background image
EXAMPLE BOARD LAYOUT
4224850/C 06/2025
www.ti.com
HTQFP - 1.2 mm max height
PHD0064B
PLASTIC QUAD FLATPACK
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 6X
NOTES: (continued)
5. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
6. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
7. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged
or tented.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
0.05 MIN
ALL AROUND
SYMM
SYMM
48
33
32
49
64
17
64 X (1.5)
60 X (0.8)
64 X (0.55)
(15.4)
(15.4)
1
16
(R0.05) TYP
0.05 MAX
ALL AROUND
EXPOSED
METAL
EXPOSED
METAL
SOLDER MASK
OPENING



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com