công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SRC4382IPFBT bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SRC4382IPFBT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-Channel, Asynchronous Sample Rate Converter with Integrated Digital Audio Interface Receiver and Transmitter
PDF  85 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

SRC4382IPFBT bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Texas Instruments

Back Button SRC4382IPFBT Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments SRC4382IPFBT Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 85 page
background image
www.ti.com
Frequency(Hz)
10
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
100
1k
10k
48k
Frequency(Hz)
20
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
100
1k
10k
96k
Frequency(Hz)
10
100
1k
10k
22k
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
Frequency(Hz)
10
100
1k
10k
24k
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
Frequency(Hz)
10
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
100
1k
10k
48k
Frequency(Hz)
20
-
0
-
20
-
40
-
60
-
80
-
100
-
120
-
140
-
160
-
180
-
200
100
1k
10k
96k
SRC4382
SBFS030C – JANUARY 2006 – REVISED SEPTEMBER 2007
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
All specifications are at TA = +25C, VDD18 = +1.8V, VDD33 = +3.3V, VIO = +3.3V, and VCC = +3.3V, unless otherwise
noted.
FFT PLOT
FFT PLOT
(fSIN:fSOUT = 48kHz:96kHz and
(fSIN:fSOUT = 48kHz:192kHz and
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Figure 46.
Figure 47.
FFT PLOT
FFT PLOT
(fSIN:fSOUT = 96kHz:44.1kHz and
(fSIN:fSOUT = 96kHz:48kHz and
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Figure 48.
Figure 49.
FFT PLOT
FFT PLOT
(fSIN:fSOUT = 96kHz:96kHz and
(fSIN:fSOUT = 96kHz:192kHz and
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Input Frequency = 997Hz at 0dBFS)
Figure 50.
Figure 51.
Copyright © 2006–2007, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
19
Product Folder Link(s): SRC4382



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com