| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA109X bảng dữ liệu(PDF) 100 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA109X bảng dữ liệu(HTML) 100 Page - STMicroelectronics |
|
100 / 127 page ![]() Ball list STA108x, STA109x 100/127 DS13319 Rev 2 M17 VREG_BYPASS - Input Input M18 USB_REXT - NA NA M19 GPIO28 PU GPIO Input GPIO Input N1 SPI0_SCK - Output Output N2 SPI0_SS PU Input Input N3 SPI0_RXD PU Input Input N4 SPI0_TXD PU Input Input N5 VDD - NA NA N6 VDD - NA NA N7 VDD_IO - NA NA N8 VDD_IO - NA NA N9 VDD_IO - NA NA N10 VDD - NA NA N11 VDD - NA NA N12 VDD - NA NA N13 VDD - NA NA N14 NC - - - N15 PLL_VREG3.3V - NA NA N16 GPIO26 PU GPIO Input GPIO Input N17 GPIO27 PU GPIO Input GPIO Input N18 MXTALO - Output Output N19 MXTALI - Input Input P1 S_GPIO7 PU GPIO Input GPIO Input P2 S_GPIO6 PU GPIO Input GPIO Input P3 S_GPIO5 PU GPIO Input GPIO Input P4 S_GPIO4 PU GPIO Input GPIO Input P5 NC - - - P6 NC - - - P7 NC - - - P8 NC - - - P9 NC - - - P10 NC - - - P11 NC - - - P12 NC - - - Table 55. STA108x Ball list (continued) Ball Ball name Pull up/down RESET DIR (REMAP[1:0]=00,01,10) RESET DIR (REMAP[1:0]=11) |