| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA109X bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA109X bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 5/127 STA108x, STA109x Contents 6 4.11.3 VDDIO_IO_ON Main Voltage Detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.11.4 PLL LDO (3V3 TO 2V5 Low Power Regulator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 4.11.5 USB 1V8 LDO (3V3 TO 1V8 Low Power Regulator) . . . . . . . . . . . . . . . 71 4.11.6 USB 1V1 LDO (3V3 TO 1V1 Low Power Regulator) . . . . . . . . . . . . . . . 71 4.12 Power On and Reset Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 4.12.1 Timing Requirements for the Device Power-on Reset . . . . . . . . . . . . . . 72 4.12.2 Timing Requirements for Device Hardware Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 4.13 SD/MMC Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 4.14 Color LCD Controller (CLCD) Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 4.14.1 Switching Characteristics for CLCD controller outputs . . . . . . . . . . . . . 79 4.15 I2S and SAI Ports Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.15.1 I2S (MSP) Input Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.15.2 SAI Input Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.15.3 I2S (MSP) Output Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.15.4 SAI Output Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 4.16 SPI (SSP) Timing Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.16.1 SPI Master Mode (SPH=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 4.16.2 SPI Slave Mode (SPH=0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 4.17 SDRAM Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.17.1 SDRAM Interface Input Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.17.2 SDRAM Interface Output Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.18 VIP Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 4.19 SQI Timings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 4.19.1 SQI Bit Clock Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 4.19.2 Clock Constraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 5 Ball list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.1 STA1080, STA1085 Ball list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5.2 STA1090, STA1095 Ball list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 6 Ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 6.1 STA1080, STA1085 Ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 6.2 STA1090, STA1095 Ballout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 7 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 7.1 LFBGA361 (16x16x1.7 mm) package information . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 |