| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA109X bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA109X bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - STMicroelectronics |
|
39 / 127 page ![]() DS13319 Rev 2 39/127 STA108x, STA109x Signal description 126 ETM_D11 GPIO11 GPIO101 GPIO132(1) D9 H4 R15 O VDD_IO ETM. TRACEDATA11. ETM_D12 GPIO12 GPIO102 GPIO133(1) B9 J1 T15 O VDD_IO ETM. TRACEDATA12. ETM_D13 GPIO16 GPIO30 GPIO134(1) C9 M1 P15 O VDD_IO ETM. TRACEDATA13. ETM_D14 GPIO17 GPIO31 GPIO135(1) D10 M4 U16 O VDD_IO ETM. TRACEDATA14. ETM_D15 GPIO19 GPIO33 GPIO136(1) C10 M2 U17 O VDD_IO ETM. TRACEDATA15. ETM_D2 GPIO2 GPIO92 GPIO123(1) C12 F3 T13 O VDD_IO ETM. TRACEDATA2. ETM_D3 GPIO3 GPIO93 GPIO124(1) D12 F4 R13 O VDD_IO ETM. TRACEDATA3. ETM_D4 GPIO4 GPIO94 GPIO125(1) C13 G1 P13 O VDD_IO ETM. TRACEDATA4. ETM_D5 GPIO5 GPIO95 GPIO126(1) B13 G2 U14 O VDD_IO ETM. TRACEDATA5. ETM_D6 GPIO6 GPIO96 GPIO127(1) E2 G3 T14 O VDD_IO ETM. TRACEDATA6. ETM_D7 GPIO7 GPIO97 GPIO128(1) B10 G4 R14 O VDD_IO ETM. TRACEDATA7. ETM_D8 GPIO8 GPIO98 GPIO129(1) A9 H1 P14 O VDD_IO ETM. TRACEDATA8. ETM_D9 GPIO9 GPIO99 GPIO130(1) A8 H2 N14 O VDD_IO ETM. TRACEDATA9. FORCE_CS_HIGH GPIO105 J4 O VDD_IO Test Signal. It must be driven High when ETM is enabled, to prevent conflict with NAND. JTAG_TCK T3 I VDD_IO JTAG. Test clock. Table 15. Debug signals (continued) Name GPIOs Balls DIR Power Domain Description |