công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - TDK Electronics

Back Button CGA2 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 18 page
background image
20250224 / mlcc_automotive_midvoltage_en
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
(13/18)
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
Click the part numbers for details.
Capacitance range table
Temperature characteristic: C0G (-55 to +125°C,0±30ppm/°C)
Capacitance
Dimensions
Thickness
(mm)
Capacitance
tolerance
Catalog number
Rated voltage Edc: 630V
Rated voltage Edc: 450V
Rated voltage Edc: 250V
Rated voltage Edc: 100V
10nF
1608
0.80±0.10
±5%
CGA3E1C0G2A103J080AC
2012
1.25±0.20
±5%
CGA4J3C0G2E103J125AA
CGA4J2C0G2A103J125AA
3216
1.15±0.15
±5%
CGA5H3C0G2E103J115AA
CGA5H2C0G2A103J115AA
1.60±0.20
±5%
CGA5L4C0G2J103J160AA
CGA5L4C0G2W103J160AA
3225
1.25±0.20
±5%
CGA6J4C0G2J103J125AA
1.60±0.20
±5%
CGA6L3C0G2E103J160AA
4532
1.60±0.20
±5%
CGA8L4C0G2J103J160KA
15nF
2012
0.85±0.15
±5%
CGA4F1C0G2A153J085AC
3216
1.15±0.15
±5%
CGA5H2C0G2A153J115AA
1.60+0.30,-0.10
±5%
CGA5L4C0G2W153J160AA
1.60±0.20
±5%
CGA5L3C0G2E153J160AA
3225
1.25±0.20
±5%
CGA6J2C0G2A153J125AA
1.60±0.20
±5%
CGA6L4C0G2J153J160AA
2.00±0.20
±5%
CGA6M3C0G2E153J200AA
4532
2.50±0.30
±5%
CGA8P4C0G2J153J250KA
22nF
2012
1.25±0.20
±5%
CGA4J1C0G2A223J125AC
3216
1.60+0.30,-0.10
±5%
CGA5L3C0G2E223J160AA
1.60±0.20
±5%
CGA5L2C0G2A223J160AA
3225
1.60±0.20
±5%
CGA6L3C0G2E223J160AA CGA6L2C0G2A223J160AA
2.30±0.20
±5%
CGA6N4C0G2J223J230AA CGA6N4C0G2W223J230AA
4532
1.60±0.20
±5%
CGA8L3C0G2E223J160KA
3.20±0.30
±5%
CGA8R4C0G2J223J320KA
33nF
2012
1.25±0.20
±5%
CGA4J1C0G2A333J125AC
3216
1.60+0.30,-0.10
±5%
CGA5L2C0G2A333J160AA
3225
2.00±0.20
±5%
CGA6M2C0G2A333J200AA
2.30±0.20
±5%
CGA6N3C0G2E333J230AA
2.50±0.30
±5%
CGA6P4C0G2J333J250AA CGA6P4C0G2W333J250AA
4532
2.00±0.20
±5%
CGA8M4C0G2J333J200KA
CGA8M3C0G2E333J200KA
47nF
3216
1.15±0.15
±5%
CGA5H1C0G2A473J115AC
3225
2.30±0.20
±5%
CGA6N2C0G2A473J230AA
2.50±0.30
±5%
CGA6P3C0G2E473J250AA
4532
2.00±0.20
±5%
CGA8M2C0G2A473J200KA
2.30±0.20
±5%
CGA8N4C0G2W473J230KA
3.20±0.30
±5%
CGA8R4C0G2J473J320KA
CGA8R3C0G2E473J320KA
68nF
3216
1.60±0.20
±5%
CGA5L1C0G2A683J160AC
3225
2.30±0.20
±5%
CGA6N2C0G2A683J230AA
4532
2.30±0.20
±5%
CGA8N4C0G2E683J230KN
2.50±0.30
±5%
CGA8P2C0G2A683J250KA
3.20±0.30
±5%
CGA8R4C0G2W683J320KA
5750
2.30±0.20
±5%
CGA9N1C0G2J683J230KC
100nF
3216
1.60±0.20
±5%
CGA5L1C0G2A104J160AC
4532
3.20±0.30
±5%
CGA8R4C0G2E104J320KN CGA8R2C0G2A104J320KA
5750
2.80±0.30
±5%
CGA9Q1C0G2J104J280KC CGA9Q4C0G2W104J280KA
150nF
5750
2.30±0.20
±5%
CGA9N4C0G2E154J230KN CGA9N2C0G2A154J230KA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com