công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CGA2 bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - TDK Electronics

tên linh kiện CGA2
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS Automotive grade, mid voltage (100 to 630V)
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

CGA2 bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - TDK Electronics

Back Button CGA2 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics CGA2 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 18 page
background image
20250224 / mlcc_automotive_midvoltage_en
Please be sure to request delivery specifications that provide further details on the features and specifications of the products for proper and safe use.
Please note that the contents may change without any prior notice due to reasons such as upgrading.
(16/18)
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
■Gray items: These products are not recommended for new designs.
Click the part numbers for details.
Capacitance range table
Temperature characteristic: X7R (-55 to +125°C,±15%)
Capacitance
Dimensions
Thickness
(mm)
Capacitance
tolerance
Catalog number
Rated voltage Edc: 100V
2.2
μF
2012
1.25+0.25,-0.15
±10%
CGA4J1X7R2A225K125AC
3225
2.30±0.20
±10%
CGA6N3X7R2A225K230AB
±20%
CGA6N3X7R2A225M230AB
4532
2.30±0.20
±10%
CGA8N2X7R2A225K230KA
±20%
CGA8N2X7R2A225M230KA
5750
2.30±0.20
±10%
CGA9N2X7R2A225K230KA
±20%
CGA9N2X7R2A225M230KA
3.3
μF
5750
2.30±0.20
±10%
CGA9N2X7R2A335K230KA
±20%
CGA9N2X7R2A335M230KA
4.7
μF
3216
1.6+0.30,-0.10
±10%
CGA5L1X7R2A475K160AC
5750
2.30±0.20
±10%
CGA9N2X7R2A475K230KA
±20%
CGA9N2X7R2A475M230KA
10
μF
3225
2.50±0.30
±10%
CGA6P1X7R2A106K250AC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com