công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 43 page
background image
Revision history
VN820
42/43
Doc ID 7370 Rev. 6
6
Revision history
Table 21.
Document revision history
Date
Revision
Changes
07-Jul-2004
1
Initial release.
03-May-2006
2
Minor changes
Current and voltage convention update (page 2).
Configuration diagram (top view) and suggested connections for
unused and n.c. pins insertion (page 2).
6 cm2 Cu condition insertion in thermal data table (page 3).
VCC - output diode section update (page 4).
Revision history table insertion (page 34).
Disclaimers update (page 35).
17-Dec-2008
3
Document reformatted and restructured.
Added content, list of figures and tables.
Added ECOPACK® packages information.
Updated Figure 45.: P2PAK tape and reel (suffix “13TR”):
– changed component spacing (P) in tape dimensions table from 16
mm to 12 mm.
31-Mar-2010
4
Updated document template.
Updated features list.
Removed SO-16L package into the document:
– Updated Table 1: Device summary
– Updated Table 3: Absolute maximum ratings
– Updated Table 4: Thermal data
– Updated Section 3.5: PowerSO-10, P2PAK, PPAK, PENTAWATT
maximum demagnetization energy (VCC = 13.5V)
– Updated Section 4: Package and PCB thermal data
– Updated Section 5: Package and packing information
06-Jun-2012
5
Updated Section 5.8: PPAK packing information
20-Sep-2013
6
Updated Disclaimer.
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com