| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 43 page ![]() VN820 Package and packing information Doc ID 7370 Rev. 6 35/43 Table 19. PPAK mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A2.20 2.40 A1 0.90 1.10 A2 0.03 0.23 B0.40 0.60 B2 5.20 5.40 C0.45 0.60 C2 0.48 0.60 D6.00 6.20 D1 5.1 E6.40 6.60 E1 4.7 e1.27 G4.90 5.25 G1 2.38 2.70 H9.35 10.10 L2 0.8 1.00 L4 0.60 1.00 L5 1 — L6 2.80 R0.2 V2 0° 8° Package weight Gr. 0.3 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |