công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 16 / 43 page
background image
Electrical specifications
VN820
16/43
Doc ID 7370 Rev. 6
Figure 13.
On-state resistance Vs Tcase
Figure 14.
On-state resistance Vs VCC
Figure 15.
Open load on-state detection
threshold
Figure 16.
Input high level
Figure 17.
Input low level
Figure 18.
Input hysteresis voltage
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (ºC)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ron (mOhm)
Iout=3A
Vcc=8V; 13V; 36V
5
1015
202530
3540
Vcc (V)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ron (mOhm)
Tc= - 40ºC
Tc= 25ºC
Tc= 150ºC
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Iol (mA)
Vcc=13V
Vin=5V
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
2
2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
Vih (V)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6
Vil (V)
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
175
Tc (°C)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Vhyst (V)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com