công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VN820PT bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện VN820PT
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-side driver
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

VN820PT bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button VN820PT Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics VN820PT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 43 page
background image
Electrical specifications
VN820
12/43
Doc ID 7370 Rev. 6
Figure 4.
Status timings
Figure 5.
Switching time waveforms
Table 11.
Open-load detection
Symbol
Parameter
Test conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
IOL
Open-load on-state detection
threshold
VIN = 5 V
70
150
300
mA
tDOL(on)
Open-load on-state detection
delay
IOUT = 0A
200
µs
VOL
Open-load off-state voltage
detection threshold
VIN = 0V
1.5
2.5
3.5
V
tDOL(off)
Open-load detection delay at
turn-off
1000
µs
VIN
VSTAT
tDOL(off)
OPEN LOAD STATUS TIMING (with external pull-up)
OVER-TEMP STATUS TIMING
IOUT< IOL
VOUT > VOL
tDOL(on)
Tj > Tjsh
VIN
VSTAT
tSDL
tSDL
Figure 1: Test Conditions for High Side switching times measurement.
t
t
VOUT
VIN
80%
10%
dVOUT/dt(on)
td(off)
90%
dVOUT/dt(off)
td(on)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com