| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA333W bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA333W bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 50 page ![]() Pin description STA333W 10/50 DocID13365 Rev 3 2.3 Thermal data Table 3. Thermal data Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit RTh(j-case) Thermal resistance junction to case (thermal pad) - 1.5 2.0 °C/W Tsd Thermal-shutdown junction temperature 140 150 160 °C Tw Thermal-warning temperature - 130 - °C Thsd Thermal-shutdown hysteresis 18 20 22 °C |