công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L9680TR bảng dữ liệu(PDF) 96 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L9680TR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Automotive advanced airbag for mid/high end applications and cut-off battery IC
PDF  286 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L9680TR bảng dữ liệu(HTML) 96 Page - STMicroelectronics

Back Button L9680TR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics L9680TR Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 96 / 286 page
background image
SPI interfaces
L9680
96/286
DS11615 Rev 7
7.4.20
Scrap seed read command register (SCRAP_SEED)
ID:
2E
Type:
R
Read:
-
Write:
2E00
MAIN_SS_DIS 0
-
- Main oscillator Spread Spectrum disable
Updated by POR or SPI write
0 Spread Spectrum enabled
1 Spread Spectrum disabled
ERBST_F_SEL[1:0] 00
-
- ER Boost switching frequency select
Updated by POR or SPI write
00 1.88 MHz
01 2.13 MHz
10 2.00 MHz
11 2.00 MHz
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
MOSI
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MISO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEED[7:0]
N/A N/A N/A
SEED[7:0] $00 $00 $00 Random scrap seed value - generated from a free-running 8-bit counter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com