| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9680TR bảng dữ liệu(PDF) 93 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680TR bảng dữ liệu(HTML) 93 Page - STMicroelectronics |
|
93 / 286 page ![]() DS11615 Rev 7 93/286 L9680 SPI interfaces 285 7.4.17 WD1 timer control register (WD1T) ID: 2B Type: RW Read: 2B01 Write: 0056 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 MOSI - X X X X X X X X X X X X X X WD1CTL[1:0] MISO 0 0 0 0 WD1_TIMER 0 0 0 0 0 0 WD1CTL[1:0] WD1CTL[1:0] 00 00 00 WD1 Control command Updated by SSM_RESET or SPI write 00 NOP 01 Code 'A' 10 Code 'B' 11 NOP WD1_TIMER $00 $00 $00 WD1 Window timer value Cleared by SSM_RESET or by WD1 refresh, incremented every 8µs or 64µs while in WD1_RUN or WD1_TEST states |