| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9680 bảng dữ liệu(PDF) 203 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 bảng dữ liệu(HTML) 203 Page - STMicroelectronics |
|
203 / 286 page ![]() DS11615 Rev 7 203/286 L9680 Safing logic 285 Figure 55. Safing engine - Combine function flow chart COMBINE GAPGPS02294 4: SR4 3: SR3 2: SR2 1: SR1 i = Safing Record index: i = Safing Record index: 1: SR1 D i=1 3: SR3 4: SR4 N=13 (L9680) Outputs to COMPARE function: dataresult[i] CC[i] comp[i] N=9 (L9679) N=5 (L9678) i = N? COMB[i+1]=1? N dataresult[i+1] = temp - dataresult[i] temp = dataresult[i+1] Y COMB[i]=1? N Y =1? & valCC[i+1] ValCC[i] E N dataresult[i] = temp + dataresult[i+1] temp = dataresult[i] i= i+2 N Y Y |