| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9680 bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - STMicroelectronics |
|
64 / 286 page ![]() 1 0 1 0 0 1 1 1 $A7 R/W SAF_RESP_MASK_2 Safing record response mask X 1 0 1 0 1 0 0 0 $A8 R/W SAF_RESP_MASK_3 X 1 0 1 0 1 0 0 1 $A9 R/W SAF_RESP_MASK_4 X 1 0 1 0 1 0 1 0 $AA R/W SAF_RESP_MASK_5 X 1 0 1 0 1 0 1 1 $AB R/W SAF_RESP_MASK_6 X 1 0 1 0 1 1 0 0 $AC R/W SAF_RESP_MASK_7 X 1 0 1 0 1 1 0 1 $AD R/W SAF_RESP_MASK_8 X 1 0 1 0 1 1 1 0 $AE R/W SAF_RESP_MASK_9 X 1 0 1 0 1 1 1 1 $AF R/W SAF_RESP_MASK_10 X 1 0 1 1 0 0 0 0 $B0 R/W SAF_RESP_MASK_11 X 1 0 1 1 0 0 0 1 $B1 R/W SAF_RESP_MASK_12 X 1 0 1 1 0 0 1 0 $B2 R/W SAF_RESP_MASK_13 X 1 0 1 1 0 0 1 1 $B3 R/W SAF_RESP_MASK_14_pt1 X 1 0 1 1 0 1 0 0 $B4 R/W SAF_RESP_MASK_14_pt2 X 1 0 1 1 0 1 0 1 $B5 R/W SAF_RESP_MASK_15_pt1 X 1 0 1 1 0 1 1 0 $B6 R/W SAF_RESP_MASK_15_pt2 X 1 0 1 1 0 1 1 1 $B7 R/W SAF_RESP_MASK_16_pt1 X 1 0 1 1 1 0 0 0 $B8 R/W SAF_RESP_MASK_16_pt2 X 1 0 1 1 1 0 0 1 $B9 R/W SAF_RESP_TARGET_1 Safing record response target X 1 0 1 1 1 0 1 0 $BA R/W SAF_RESP_TARGET_2 X 1 0 1 1 1 0 1 1 $BB R/W SAF_RESP_TARGET_3 X 1 0 1 1 1 1 0 0 $BC R/W SAF_RESP_TARGET_4 X 1 0 1 1 1 1 0 1 $BD R/W SAF_RESP_TARGET_5 X 1 0 1 1 1 1 1 0 $BE R/W SAF_RESP_TARGET_6 X 1 0 1 1 1 1 1 1 $BF R/W SAF_RESP_TARGET_7 X Table 6.Global SPI register map (continued) GID RID / WID Hex R/W Name Description Operating State(1) Init Diag Safing Scrap Arming |