| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9680 bảng dữ liệu(PDF) 201 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9680 bảng dữ liệu(HTML) 201 Page - STMicroelectronics |
|
201 / 286 page ![]() DS11615 Rev 7 201/286 L9680 Safing logic 285 Figure 53. Safing engine – 16-bit Message decoding flow chart CC[i] = 0? CS[i] = cs_active? IF[i] = 1? N Y Y N Y match[i]=1 match[i]=0 i++ Y N N Outputs to VALDAT function : dataresult[i] match[i] B C EN_SAF(i) = 1? Y N MSGDEC16 RESPTARG[i]= MISO & RESPMASK[i] req_ok[i] = 1? N Y dataresult[i] = MISO & DATAMASK [i] REQTARG[i]= MOSI & REQMASK[i]? Y N req_ok[i]=1 req_ok[i]=0 REQTARG[i]= MOSI & REQMASK[i]? Y N i = Safing Record index: 1: SR1 2: SR2 3: SR3 4: SR4 N=5 (L9678) N=17 (L9679, L9680) i = N? match[i]=0 Y N RESPTARG[i]= MISO & RESPMASK[i] dataresult[i] = MISO & DATAMASK [i] Match[i]=1 match[i]=0 req_ok[i]=0 N Y i=10? i=14 Y L9679 skips 16-bit records 10-13 N GAPG0911151501PS |