công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB89R118C bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - RAMXEED LIMITED

tên linh kiện MB89R118C
Giải thích chi tiết về linh kiện  FeRAM Embedded High-speed RFID LSI
PDF  47 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Trang chủ  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB89R118C bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB89R118C Datasheet HTML 38Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 39Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 40Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 41Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 42Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 43Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 44Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 45Page - RAMXEED LIMITED MB89R118C Datasheet HTML 46Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 47 page
background image
MB89R118C
42
DS411-00001-6v0-E
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DC characteristics
* : The capacitance value is an alternative value, which is distinguished with the part number. The values are
controlled by PCM (Process Control Monitor) in the wafer.
Parameter
Symbol
Value
Unit
Remarks
Min
Typ
Max
Load modulation resistance
RlSW
1.1
k
Input capacitance*
24pF
Cant
22.8
24.0
25.2
pF
Voltage between
antennas  2 Vrms
96pF
86.4
96.0
105.6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com