| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TAS3103ADBT bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TAS3103ADBT bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - Texas Instruments |
|
134 / 154 page ![]() SUBADDRESS (0xSS) INITIALIZATION VALUE CONTENTS (u Indicates Unused Bits) NUMBER OF 4-BYTE WORDS REGISTER NAME 0x45 c_de path, biquad 2 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x46 c_de path, biquad 3 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x47 c_de path, biquad 4 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x48 f_CH3 path, biquad 1 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x49 f_CH3 path, biquad 2 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x4A f_CH3 path, biquad 3 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 0x4B f_CH3 path, biquad 4 5 u(31:28)a1(27:24), a1(23:16), a1(15:8), a1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)a2(27:24), a2(23:16), a2(15:8), a2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b0(27:24), b0 (23:16), b0(15:8), b0(7:0) 0x00, 0x80, 0x00, 0x00 u(31:28)b1(27:24), b1(23:16), b1(15:8), b1(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 u(31:28)b2(27:24), b2(23:16), b2(15:8), b2(7:0) 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 |