công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM5056APMHX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM5056APMHX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Voltage System Power Management Device with PMBus™
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM5056APMHX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM5056APMHX/NOPB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 49 page
background image
SDAI
SCL
SMBA
VREF
DIODE
ADR0
ADR1
ADR2
VDD
DGND
AGND
VAUX
VIN
VIN_K
SENSE
SMBus
Interface
MMBT3904
LOAD
LM5056/LM5056A
RS
+48V
CVDD
VIN
VOUT
CVREF
NC
NC
SDAO
OUT
CL
5.0V
NC
LM5056, LM5056A
SNVS827A – OCTOBER 2012 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
TYPICAL APPLICATION DIAGRAM
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM5056 LM5056A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com