công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM1770TMFX/NOPB bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM1770TMFX/NOPB
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM1770 Low-Voltage SOT-23 Synchronous Buck Controller With No External Compensation
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI2 [Texas Instruments]
Trang chủ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

LM1770TMFX/NOPB bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LM1770TMFX/NOPB Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 25 page
background image
www.ti.com
PACKAGE OUTLINE
C
0.22
0.08
TYP
0.25
3.0
2.6
2X 0.95
1.9
1.45
0.90
0.15
0.00
TYP
5X
0.5
0.3
0.6
0.3
TYP
8
0
TYP
1.9
(0.1)
(0.15)
4X 0 -15
4X 4 -15
A
3.05
2.75
B
1.75
1.45
(1.1)
SOT-23 - 1.45 mm max height
DBV0005A
SMALL OUTLINE TRANSISTOR
4214839/K 08/2024
NOTES:
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing
per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Refernce JEDEC MO-178.
4. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not
exceed 0.25 mm per side.
5. Support pin may differ or may not be present.
0.2
C A B
1
3
4
5
2
INDEX AREA
PIN 1
NOTE 5
GAGE PLANE
SEATING PLANE
0.1 C
SCALE 4.000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com