công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADAQ4216BBCZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 2MSPS, μModule Data-Acquisition Solution
PDF  63 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADAQ4216BBCZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADAQ4216BBCZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 63 page
background image
Data Sheet
ADAQ4216
SPECIFICATIONS
analog.com
Rev. A | 5 of 63
Table 1. Specifications (Continued)
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
VDD_FDA = +4.5V to +5.5V step
109
dB
VSS_FDA = 0V to −1V step
104
dB
VDD_5V = +5.3V to +5.5V step
109
dB
VLDO = + 5.3V to +5.5V step
113
dB
Low Frequency Noise3
Bandwidth = 0.1Hz to 10Hz
6
µV p-p
AC ACCURACY
Dynamic Range
G = 1/3
97.6
dB
G = 5/9
97.5
dB
G = 20/9
97.4
dB
G = 20/3
96.7
dB
Total System Dynamic Range
123
dB
Noise Spectral Density (NSD)
fIN = 1kHz
G = 1/3
214.7
nV/
Hz
G = 5/9
130.3
nV/
Hz
G = 20/9
34.2
nV/
Hz
G = 20/3
13
nV/
Hz
Total RMS Noise,RTI
G = 1/3
139.8
µV RMS
G = 5/9
84.9
µV RMS
G = 20/9
21.5
µV RMS
G = 20/3
7.8
µV RMS
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
fIN = 1kHz, −0.5dBFS
G = 1/3
96.5
97.5
dBFS
G = 5/9
96.4
97.4
dBFS
G = 20/3
96.3
97.3
dBFS
G = 20/3
95.1
96.1
dBFS
Spurious-Free Dynamic Range (SFDR)
fIN = 1kHz, −0.5dBFS
G = 1/3
122
dBc
G = 5/9
118
dBc
G = 20/9
122
dBc
G = 20/3
122
dBc
Total Harmonic Distortion (THD)
fIN = 1kHz, −0.5dBFS
G = 1/3
−114
−122
dBc
G = 5/9
−105.5
−118
dBc
G = 20/9
−115.5
−122
dBc
G = 20/3
−115.5
−122
dBc
Signal-to-Noise-and-Distortion (SINAD) Ratio
fIN = 1kHz, −0.5dBFS
G = 1/3
96.4
97.4
dBFS
G = 5/9
96.3
97.3
dBFS
G = 20/9
96.2
97.2
dBFS
G = 20/3
95
96
dBFS
Oversampled Dynamic Range
OSR = 2
99
dB
OSR = 1024
128
dB
−3dB Input Bandwidth
VOUTDIFF = 2V p-p
G = 1/3
270
kHz
G = 5/9
270
kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com